công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTM4604 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTM4604
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage, 4A DC/DC Module Regulator with Tracking
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTM4604 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Linear Technology

Back Button LTM4604_15 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTM4604_15 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
LTM4604
7
4604fb
For more information www.linear.com/LTM4604
block DiagraM
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
CIN
External Input Capacitor Requirement
(VIN = 2.375V to 5.5V, VOUT = 1.5V)
IOUT = 4A
10
µF
COUT
External Output Capacitor Requirement
(VIN = 2.375V to 5.5V, VOUT = 1.5V)
IOUT = 4A
66
µF
TA = 25°C. Use Figure 1 Configuration.
Decoupling reQuireMenTs
CONTROL,
DRIVE
CSS
1000pF
CSSEXT
5.76k
RFB
5.76k
4.99k
10µF
6.3V
×2
C2
470pF
M1
PGOOD
RUN/SS
TRACK
TRACK
SUPPLY
COMP
L
M2
FB
SW
GND
4604 BD
VOUT
VIN
RSS
1M
R1
4.99k
0.5%
INTERNAL
COMP
10µF
6.3V
22µF
6.3V
×3
VOUT
1.5V
4A
VIN
2.375V TO 5.5V
10µF
6.3V
Figure 1. Simplified LTM4604 Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com