công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC7652 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC7652
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zero-Drift Operational Amplifier
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC7652 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Linear Technology

Back Button LTC7652_15 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 20Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 21Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 22Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 23Page - Linear Technology LTC7652_15 Datasheet HTML 24Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 24 page
background image
LTC1052/LTC7652
24
1052fa
Linear Technology Corporation
1630 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-7417
(408) 432-1900 FAX: (408) 434-0507 www.linear.com
LW/TP 1202 1K REV A • PRINTED IN USA
 LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 1985
PACKAGE DESCRIPTIO
S16 (WIDE) 0502
NOTE 3
.398 – .413
(10.109 – 10.490)
NOTE 4
16
15
14
13
12
11
10
9
1
N
23
4
5
6
78
N/2
.394 – .419
(10.007 – 10.643)
.037 – .045
(0.940 – 1.143)
.004 – .012
(0.102 – 0.305)
.093 – .104
(2.362 – 2.642)
.050
(1.270)
BSC
.014 – .019
(0.356 – 0.482)
TYP
0° – 8° TYP
NOTE 3
.009 – .013
(0.229 – 0.330)
.005
(0.127)
RAD MIN
.016 – .050
(0.406 – 1.270)
.291 – .299
(7.391 – 7.595)
NOTE 4
× 45°
.010 – .029
(0.254 – 0.737)
INCHES
(MILLIMETERS)
NOTE:
1. DIMENSIONS IN
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. PIN 1 IDENT, NOTCH ON TOP AND CAVITIES ON THE BOTTOM OF PACKAGES ARE THE MANUFACTURING OPTIONS.
THE PART MAY BE SUPPLIED WITH OR WITHOUT ANY OF THE OPTIONS
4. THESE DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.
MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .006" (0.15mm)
.420
MIN
.325 ±.005
RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT
.045 ±.005
N
12
3
N/2
.050 BSC
.030 ±.005
TYP
SW Package
16-Lead Plastic Small Outline (Wide .300 Inch)
(Reference LTC DWG # 05-08-1620)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com