công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR1650 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBR1650
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBR1650 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  MBR1650 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBR1650 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBR1650 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBR1650 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBR1650 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MBR1650 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MBR(F,B)1635 thru MBR(F,B)1660
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 14-Jun-12
3
Document Number: 88671
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Forward Current Derating Curve
Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
0
50
100
150
0
4
8
12
16
20
Resistive or Inductive Load
Case Temperature (°C)
1
10
100
0
25
50
75
100
125
150
T
J = TJ Max.
8.3 ms Single Half Sine-Wave
Number of Cycles at 60 Hz
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.01
0.1
1
10
100
MBR1635 - MBR1645
MBR1650 - MBR1660
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
Instantaneous Forward Voltage (V)
Pulse Width = 300 µs
1 % Duty Cycle
0
20
40
60
80
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
T
J = 125 °C
T
J = 75 °C
T
J = 25 °C
MBR1635 - MBR1645
MBR1650 - MBR1660
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
0.1
1
10
100
100
1000
10 000
MBR1635 - MBR1645
MBR1650 - MBR1660
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
Reverse Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
t - Pulse Duration (s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com