| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4661 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4661 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 33 page ![]() Reference design AN4661 30/33 DocID027559 Rev 1 VDD - G730 G336 39 J5 VDD -E10 - F3 15 15 F4 VDD - - - J12 91 103 K11 VDD - A1 - C9 136 158 E10 VDD - ----- F5 VDD - ----- G5 VDD - J7 - - - 59 L7 VDD - ---- 124 H11 VSS 49 H2 - - - 93 K9 PA0-WKUP(3) 22 K9 34 N3 40 43 N3 PC13(1) 7 D10 7D18 8 D1 PI8(1) -- - D2 7 7 C2 VSS 74 D2 107 F12 126 149 F10 VSS 99 - - D5 - 202 F6 VSS 26 - 38 - - 51 K6 VSS 10 H7 16 G2 22 25 H6 VSS - - 51 M8 61 72 K7 VSS - H3 61M971 82 K8 VSS - - 83 - 102 114 J10 VSS - D2 94 G12 113 136 G10 VSS - - 120 D8 148 170 F8 VSS - - 130 D7 158 184 F7 VSS - ----- J6 VSS - ----- F2 VSS - - - H12 90 - K10 VSS -F5- D9 135 - F9 VSS - ----- G6 VSS - ----- F2 VSS -- - VSS - ---- 125 H10 Table 9. Reference connection for all packages (continued) Pin Name |