| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4566 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4566 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 19 page ![]() DocID026799 Rev 1 13/19 AN4566 Example 18 Note: The output signal is inverted compare to the digital code, due to the inverting amplifier stage of the external OpAmp. 15 990 16 655 17 409 18 268 19 239 20 325 21 520 22 813 23 1184 24 1611 Table 5. Example of digital sample values (continued) Sample Digital sample value YSineDigital (x) |