| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4488 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4488 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 44 page ![]() DocID026304 Rev 3 39/44 AN4488 Reference design 43 Figure 26. STM32F407IG(H6) microcontroller reference schematic 1. If no external battery is used in the application, it is recommended to connect VBAT externally to VDD. 2. To be able to reset the device from the tools this resistor has to be kept. |