| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4433 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4433 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 34 page ![]() M24SRxx-Y answer PCB Response (R-APDU) … Data … 0x03 0x4D(4) 0x32(4) 0x34(4) 0x53(4) 0x52(4) 0x20(4) 0x70(4) 0x72(4) 0x6F(4) 0x70(4) 0x72(4) 0x69(4) 0x65(4) 0x74(4) 0x61(4) 0x72(4) 0x79(4) 0x20(4) 0x64(4) … … Response (R-APDU) CRC …Data Sw1 Sw2 …0x61(4) 0x74(4) 0x61(4) 0x90 0x00 0xC8 0xF1 Deselect PCB CRC 0xC2 0xE0 0xB4 M24SRxx-Y answer PCB CRC 0xC2 0xE0 0xB4 1. 64 K-bit EEPROM size 2. NDEF file is locked in Read-Only 3. NDEF File Record #1 4. String “M24SR proprietary data in the area “beyond the NDEF message” Table 2. NDEF file read sequence over RF interface (continued) |