| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4206 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4206 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 34 page ![]() DocID023944 Rev 4 31/34 AN4206 Reference design 33 Figure 13. STM32F30x microcontroller reference schematic 1. On STM32F30x, if no external battery is used in the application and in STM32F3x8 in all cases, it is recommended to connect VBAT externally to VDD. 2. On STM32F3x8, GPIO port PB2 is replaced by the NPOR function. |