| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM0585 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0585 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 25 page ![]() Complex 16-bit radix-4 FFT UM0585 12/25 Doc ID 14988 Rev 2 1. Comment all the FFT coefficients in the FFT function assembly file. /* TableFFT_V7 ;N=16 DC16 0x4000,0x0000, 0x4000,0x0000, 0x4000,0x0000 DC16 0xdd5d,0x3b21, 0x22a3,0x187e, 0x0000,0x2d41 DC16 0xa57e,0x2d41, 0x0000,0x2d41, 0xc000,0x4000 DC16 0xdd5d,0xe782, 0xdd5d,0x3b21, 0xa57e,0x2d41 ; N=64 DC16 0x4000,0x0000, 0x4000,0x0000, 0x4000,0x0000 DC16 0x2aaa,0x1294, 0x396b,0x0646, 0x3249,0x0c7c ... */ 2. Then, in the main, include the table_fft.h file, which is a part of the DSP library. 3. Finally, go to the FFT function assembly code, and inverse the comment in the following lines: ADRL R0, TableFFT_V7 /* Coeff in Flash */ //LDR.W R0, =TableFFT /* Coeff in RAM */ |