| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4073 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4073 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 32 page ![]() Averaging of N-X ADC samples: source code AN4073 28/32 DocID022945 Rev 5 * @brief Sort the N ADC samples * @param ADC samples to be sorted * @param Numbre of ADC samples to be sorted * @retval None */ void Sort_tab(uint16_t tab[], uint8_t lenght) { uint8_t l=0x00, exchange =0x01; uint16_t tmp=0x00; /* Sort tab */ while(exchange==1) { exchange=0; for(l=0; l<lenght-1; l++) { if( tab[l] > tab[l+1] ) { tmp = tab[l]; tab[l] = tab[l+1]; tab[l+1] = tmp; exchange=1; } } } } |