| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PD161602AB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD161602AB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
5 / 26 page ![]() Data Sheet S15381EJ1V0DS 3 µµµµPD161602A/B 2. PIN CONFIGURATION (Pad Layout) Chip size: 16980 x 1620 µm 2 Bump size (Input/VCOM/test/dummy): 86 x 80 µm 2 Bump size (Output): 33 x 120 µm 2 Alignment Mark ( µm) X: –8284.4 Y: 600 X: 8284.4 Y: 600 510 509 500 499 397 398 407 408 X(+ Y(- 60 µm 60 µm 72 µm 72 µm 72 µm 72 µm 40 µm plover Driver output pad 33 µm 35.5 µm Bump size 3960 µm2 Input/VCOM/test/dummy pad Bump size 6880 µm2 80 µm 1 |