công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD16334 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PD16334
Giải thích chi tiết về linh kiện  96-Bit AC-PDP DRIVER
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PD16334 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button PD16334_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp PD16334_15 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
8
µµµµµPD16334
SWITCHING CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, VDD1 = 5 V, VDD2 = 70 V, VSS1 = VSS2 = 0 V, Logic CL =
15 pF, Driver CL = 50 pF, tr = tf = 6.0 ns)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Transmission
tPHL1
CLK
↓ → A/B
55
ns
Delay time
tPLH1
55
ns
tPHL2
CLK
↑ (LE = H) → O1 to O96
180
ns
tPLH2
180
ns
tPHL3
BLK
→ O1 to O96
165
ns
tPLH3
165
ns
tPHL4
PC
→ O1 to O96
160
ns
tPLH4
160
ns
tPHZ
OE
→ O1 to O96
300
ns
tPZH
RL = 10 k
180
ns
tPLZ
300
ns
tPZL
180
ns
Rise Time
tTLH
O1 to O96
150
ns
tTLZ
RL = 10 k
3
µs
tTZH
O1 to O96
150
ns
Fall Time
tTHL
O1 to O96
150
ns
tTHZ
RL = 10 k
3
µs
tTZL
O1 to O96
150
ns
Maximum Clock
fmax.
When data is read, duty 50 %
25
MHz
Frequency
cascade connection, Duty 50 %
15
MHz
Input Capacitance
CI
15
pF
TIMING REQUIREMENT (TA = –40 to +85 °C, VDD1 = 4. 75 to 5. 25 V, VSS1,2 = 0 V, tr = tf = 6.0 ns)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Clock Pulse Width
PWCLK
20
ns
Latch Enable Pulse Width
PWLE
30
ns
Blank Pulse Width
PWBLK
200
ns
PC Pulse Width
PWPC
200
ns
OE Pulse Width
PWOE
RL = 10 k
3.3
µs
Data Setup Time
tsetup
10
ns
Data Hold Time
thold
10
ns
Latch Enable Time 1
tLE1
25
ns
Latch Enable Time 2
tLE2
5ns
Latch Enable Time 3
tLE3
25
ns
Latch Enable Time 4
tLE4
5ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com