| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3320 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3320 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 29 page ![]() AN3320 Reference design Doc ID 18267 Rev 2 25/29 Figure 14. STM32F207IG(H6) microcontroller reference schematic 1. If no external battery is used in the application, it is recommended to connect VBAT externally to VDD. 2. To be able to reset the device from the tools this resistor has to be kept. |