công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74AC138AP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74AC138AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-of-8 Decoder/Demultiplexer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74AC138AP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  HD74AC138AP Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD74AC138AP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Rev.2.00, Jul.16.2004, page 1 of 9
HD74AC138/HD74ACT138
1-of-8 Decoder/Demultiplexer
REJ03D0248–0200Z
(Previous ADE-205-368 (Z))
Rev.2.00
Jul.16.2004
Description
The HD74AC138/HD74ACT138 is a high-speed 1-of-8 decoder/demultiplexer. This device is ideally suited for high-
speed bipolar memory chip select address decoding. The multiple input enables allow parallel expansion to a 1-of-24
decoder using just three HD74AC138/HD74ACT138 devices or a 1-of-32 decoder using four
HD74AC138/HD74ACT138 devices and one inverter.
Features
• Demultiplexing Capability
• Multiple Input Enable for Easy Expansion
• Active LOW Mutually Exclusive Outputs
• Outputs Source/Sink 24 mA
• HD74ACT138 has TTL-Compatible Inputs
• Ordering Information: Ex. HD74AC138
Part Name
Package Type
Package Code Package Abbreviation Taping Abbreviation (Quantity)
HD74AC138AP
DIP-16 pin
DP-16E, -16FV
P
—
HD74AC138AFPEL SOP-16 pin (JEITA)
FP-16DAV
FP
EL (2,000 pcs/reel)
HD74AC138ARPEL SOP-16 pin (JEDEC) FP-16DNV
RP
EL (2,500 pcs/reel)
HD74AC138TELL
TSSOP-16 pin
TTP-16DAV
T
ELL(2,000 pcs/reel)
Notes: 1. Please consult the sales office for the above package availability.
2. The packages with lead-free pins are distinguished from the conventional products by adding V at the end of
the package code.
Pin Arrangement
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
A0
A1
A2
E1
E2
O7
E3
GND
VCC
O0
O1
O2
O3
O4
O5
O6
(Top view)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com