công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN1947 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN1947
Giải thích chi tiết về linh kiện  ST7MC PMAC SINE WAVE MOTOR CONTROL SOFTWARE LIBRARY
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN1947 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics

Back Button AN1947 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics AN1947 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 36 page
background image
23/36
ST7MC PMAC SINE WAVE MOTOR CONTROL SOFTWARE LIBRARY
– BRAKE_MIN_SPEED: This is the minimum rotor speed to be reached before to end the
brake phase express in 0.1 Hz. See Section 5.5 Braking Strategy
4.2 CONFIGURATION EXAMPLE
4.2.1 Three hall sensors 60° or 120° settings
In MTCparam.h
#define HALL_SENSOR_NUM3
4.2.2 Two hall sensors 90° settings
In MTCparam.h
#define HALL_SENSOR_NUM 2
4.2.3 One hall sensor settings
In MTCparam.h
#define HALL_SENSOR_NUM 1
4.2.4 Open loop settings
In Config.h
#define CONTROL 0
4.2.5 Closed loop settings
In Config.h
#define CONTROL 1
In PMACparam.h
#define TARGET_FREQ_CL 500 // 50Hz of target frequency
5 LIBRARY FUNCTIONALITIES
5.1 CAPTURE INTERRUPT
The flowchart of the Capture Event is shown in Figure 12.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com