công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN1904 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN1904
Giải thích chi tiết về linh kiện  ST7MC three-phase AC induction motor control software library
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN1904 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button AN1904 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics AN1904 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 102 page
background image
AN1904
Library functions per software module
21/102
MTC_EnableMCOutputs
MTC_DisableMCOutputs
Synopsis
#include "mtc.h"
void MTC_EnableMCOutputs(void);
void MTC_DisableMCOutputs (void);
Description
The purpose of these two functions is to configure the MCOx outputs of the
ST7MC.
MTC_EnableMCOutputs
Enables the MCOx pins to output the PWM signals of the Motor Controller
Peripheral. This function must be called to re-start PWM generation after
an emergency shutdown (low state on MCES pin).
MTC_DisableMCOutputs
This function immediately disconnects the MCOx PWM outputs pins from
the Motor Controller peripheral. It resets the MOE bit in the MCRA register,
thus causing the MCOx pins to be in their reset configuration, as defined in
the options bytes (high impedance or low impedance high/low state).
Duration
2.15 µs
See also
ST7MC Datasheet: MTC chapter.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com