| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN1799 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN1799 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() 5/7 STR71x GPIO SCANNING A 4x4 MATRIX KEYPAD 3.2 DISPLAYS Depending on which display is selected, and using a Hexadecimal to 7-segment display cor- respondance table, the corresponding key code is extracted, then decoded to a 7-segment display and finally sent to the 7-segment LED display. 3.3 FLOWCHARTS KeyPressed = True Yes No main Configure XTI Configure GPIO ports Configure Timer 0 Configure EIC Displayer = 0 KeyPressed = False Display Pressed Key Displayer = Displayer +1 Displayer = 4 Yes No |