công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DRD710G46 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Dynex Semiconductor

tên linh kiện DRD710G46
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier Diode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYNEX [Dynex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.dynexsemi.com
Logo DYNEX - Dynex Semiconductor

DRD710G46 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Dynex Semiconductor

  DRD710G46 Datasheet HTML 1Page - Dynex Semiconductor DRD710G46 Datasheet HTML 2Page - Dynex Semiconductor DRD710G46 Datasheet HTML 3Page - Dynex Semiconductor DRD710G46 Datasheet HTML 4Page - Dynex Semiconductor DRD710G46 Datasheet HTML 5Page - Dynex Semiconductor DRD710G46 Datasheet HTML 6Page - Dynex Semiconductor DRD710G46 Datasheet HTML 7Page - Dynex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
- 3 -
DRD710G50
3/7
www.dynexsemi.com
SURGE RATINGS
Symbol
Parameter
Test Conditions
Max.
Units
IFSM
Surge (non-repetitive) on-state current
10ms half sine, Tcase = 150°C
9.2
kA
I
2t
I
2t for fusing
VR = 50% VRRM - ¼ sine
0.422
MA
2s
IFSM
Surge (non-repetitive) on-state current
10ms half sine, Tcase = 150°C
11.5
kA
I
2t
I
2t for fusing
VR = 0
0.66
MA
2s
THERMAL AND MECHANICAL RATINGS
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Max.
Units
Rth(j-c)
Thermal resistance
– junction to case
Double side cooled
DC
-
0.032
°C/W
Single side cooled
Anode DC
-
0.064
°C/W
Cathode DC
-
0.064
°C/W
Rth(c-h)
Thermal resistance
– case to heatsink
Clamping force 12kN
Double side
-
0.008
°C/W
(with mounting compound)
Single side
-
0.016
°C/W
Tvj
Virtual junction temperature
On-state (conducting)
-
160
°C
Reverse (blocking)
-
150
°C
Tstg
Storage temperature range
-55
175
°C
Fm
Clamping force
11.5
13.5
kN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com