| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN1325 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN1325 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 15 page ![]() 12/15 USING THE ST7 USB LOW-SPEED LIBRARY V4.2x 4.2.2 Test_EP_Ready function Figure 3: Test_EP_Ready architecture Bool Test_EP_Ready (EndPoint, Direction) EP0 ? IN ? Data sent? Data received? YES YES YES YES NO Return True Return False NO Return True Return False NO EP1 ? IN ? Data sent? Data received? YES YES YES YES NO Return True Return False NO Return True Return False NO EP2 ? IN ? Data sent? Data received? YES YES YES YES NO Return True Return False NO Return True Return False NO Return False NO NO NO IN = ST7 to Host OUT = Host to ST7 Data sent or received ? = status NAK ? |