| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN1069 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN1069 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 14 page ![]() 9/14 ADDRESSING UP TO 4 MBYTES OF EXTERNAL MEMORY Figure 9. Accessing almost 2M with the ST90R158 It is possible to increase the amount of accessible memory by reducing the size of the static would increase the complexity of the hardware and software. AS DS R/W VCC 74HC573 ST90R158 EXTERNAL MEMORY 21-bit address 8-bit data G R/W (RAM and Flash only) LE 74HC04 E 32 Kbytes Seg 0 Seg 2 Seg 3 Seg 3F EXTERNAL MEMORY 15-bit address 8 bit data A[0..14] E A[15] 2 Mbytes Seg 0 Seg 1 P0[0..7] P1[0..7] P2[0..7] A[0..7] A[8..15] A[16..21] A[0..21] 74HC04 0x00 0000 0x00 8000 0x01 0000 0x01 8000 32k 32k 32k 32k 32k A[15] |