công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC1821 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC1821
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Ultra Precise, Fast Settling VOUT DAC
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC1821 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Linear Technology

Back Button LTC1821 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LTC1821 Datasheet HTML 14Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
10
LTC1821
versatility of the interface also allows the use of the input
and DAC registers in a master slave or edge-triggered
configuration. This mode of operation occurs when WR
and LD are tied together. The asynchronous clear pin
resets the LTC1821 to zero scale and the LTC1821-1 to
midscale. CLR resets both the input and DAC registers.
These devices also have a power-on reset. Table 1 shows
the truth table for the LTC1821.
Figure 1. Unipolar Operation (2-Quadrant Multiplication) VOUT = 0V to – VREF
APPLICATIONS INFORMATION
VCC
LTC1821
RFB
RFB
ROFS
ROFS
5V
LD
LD
10
9
24
23
7
18
2
13
15
20
117
16
R1
RCOM
8
REF
11
12
0.1
µF
0.1
µF
15V
–15V
14
IOUT
VOUT
22pF
VOUT =
0V TO
–VREF
1821 F01
AGNDF AGNDS
DGND
WR
25 TO 36,
3 TO 6
WR
CLR
DNC* DNC*
CLR
VREF
16-BIT DAC
R1
R2
16
DATA
INPUTS
0.1
µF
Unipolar Binary Code Table
DIGITAL INPUT
BINARY NUMBER
IN DAC REGISTER
–VREF (65,535/65,536)
–VREF (32,768/65,536) = –VREF/2
–VREF (1/65,536)
0V
LSB
1111 1111
1111
0000 0000
0000
0000 0000
0001
0000 0000
0000
ANALOG OUTPUT
VOUT
MSB
1111
1000
0000
0000
19
DNC*
21
NC
22
V–
V+
*DO NOT CONNECT
Unipolar Mode
(2-Quadrant Multiplying, VOUT = 0V to – VREF)
The LTC1821 can be used to provide 2-quadrant multiply-
ing operation as shown in Figure 1. With a fixed – 10V
reference, the circuit shown gives a precision unipolar 0V
to 10V output swing.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com