| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN913 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN913 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 12 page ![]() 2/12 PWM GENERATION WITH THE ST62 16-BIT AUTO-RELOAD TIMER The prescaler ratio can be programmed to choose the timer input frequency fint(see Table 1 ). Figure 1. 16-bit Auto-Reload Timer Block Diagram SCR1 SCR2 SCR3 SCR4 8 8 8 8 16 16 16 16 CMP MASK RLCP CP Compare Compare TC to 0 16 16 16 16 8 PSC ratio f int CONTROL LOGIC INT CP2 CP1 OVF PWM fosc 2 |