| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM1481 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1481 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 55 page ![]() UM1481 Hardware design description Doc ID 022389 Rev 1 35/55 7.6 Power MOSFET There are two MOSFETs under a single 8-pin package. One of these MOSFETs is used to connect the external load to battery and the other one is for the demo board to battery. Table 8. Power MOSFET Feature Description Sales Type STS4DPF20L Package SO-8 |