công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD4704 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NEC

tên linh kiện UPD4704
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXTENSION 8-BIT UP/DOWN COUNTER CMOS INTEGRATED CIRCUITS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD4704 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NEC

Back Button UPD4704 Datasheet HTML 8Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 9Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 10Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 11Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 12Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 13Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 14Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 15Page - NEC UPD4704 Datasheet HTML 16Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
13
µPD4704
20 PIN PLASTIC SOP (300 mil)
ITEM
MILLIMETERS
INCHES
A
B
C
E
F
G
H
I
J
13.00 MAX.
1.27 (T.P.)
1.8 MAX.
1.55
7.7±0.3
0.78 MAX.
0.12
1.1
5.6
M
0.1±0.1
N
0.512 MAX.
0.031 MAX.
0.004±0.004
0.071 MAX.
0.061
0.303±0.012
0.220
0.043
0.005
0.050 (T.P.)
P20GM-50-300B, C-4
P3
°
3
°
+7
°
NOTE
Each lead centerline is located within 0.12 mm (0.005 inch) of
its true position (T.P.) at maximum material condition.
D
0.40
0.016
+0.10
–0.05
K
0.20
0.008
+0.10
–0.05
L
0.6±0.2
0.024
0.10
–3
°
+7
°
–3
°
0.004
+0.008
–0.009
+0.004
–0.002
+0.004
–0.003
A
C
D
detail of lead end
B
H
I
L
M
J
N
M
110
11
20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16