công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS30ASJ-06 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện FS30ASJ-06
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-SPEED SWITCHING USE
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

FS30ASJ-06 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  FS30ASJ-06_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp FS30ASJ-06_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp FS30ASJ-06_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp FS30ASJ-06_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp FS30ASJ-06_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp FS30ASJ-06_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp FS30ASJ-06_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Feb.1999
FS30ASJ-06
OUTLINE DRAWING
Dimensions in mm
MP-3
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
FS30ASJ-06
HIGH-SPEED SWITCHING USE
APPLICATION
Motor control, Lamp control, Solenoid control
DC-DC converter, etc.
V
V
A
A
A
A
A
W
°C
°C
g
60
±20
30
120
30
30
120
35
–55 ~ +150
–55 ~ +150
0.26
VGS = 0V
VDS = 0V
L = 100
µH
Typical value
Drain-source voltage
Gate-source voltage
Drain current
Drain current (Pulsed)
Avalanche drain current (Pulsed)
Source current
Source current (Pulsed)
Maximum power dissipation
Channel temperature
Storage temperature
Weight
VDSS
VGSS
ID
IDM
IDA
IS
ISM
PD
Tch
Tstg
—
Symbol
MAXIMUM RATINGS (Tc = 25
°C)
Parameter
Conditions
Ratings
Unit
6.5
2.3
0.9MAX.
2.3
1.0
0.5
± 0.1
0.5
± 0.2
0.8
5.0
± 0.2
A
q GATE
w DRAIN
e SOURCE
r DRAIN
wr
q
qwe
r
e
¡4V DRIVE
¡VDSS ................................................................................. 60V
¡rDS (ON) (MAX) ............................................................. 30m
Ω
¡ID ........................................................................................ 30A
¡Integrated Fast Recovery Diode (TYP.) ............ 60ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com