| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD30121 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD30121 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NEC |
|
4 / 76 page ![]() Data Sheet U14691EJ1V0DS00 4 µµµµPD30121 Pin No. Power Supply Pin Name Pin No. Power Supply Pin Name Pin No. Power Supply Pin Name P17 3.3 V CLKX2 T6 3.3 V AVDD U13 3.3 V GPIO9 P18 2.5 V GND2 (GNDPD) T7 3.3 V LCAS# U14 3.3 V SYSDIR/GPIO6 R1 3.3 V ADD1 T8 3.3 V ROMCS2# U15 3.3 V SCAS#/GPIO5 R2 3.3 V POWER T9 3.3 V RD# U16 3.3 V GPIO1 R3 3.3 V GND3 T10 3.3 V WR# U17 3.3 V GPIO2 R4 3.3 V GND3 T11 3.3 V DBUS32/GPIO48 U18 3.3 V CGND R5 3.3 V AUDIOIN T12 3.3 V DDOUT/GPIO44 V1 3.3 V VDD3 R6 3.3 V DVDD T13 3.3 V GPIO11 V2 3.3 V PIUGND R7 3.3 V MRAS2#/ULCAS# T14 3.3 V GPIO8 V3 3.3 V TPX0 R8 3.3 V MRAS1# T15 3.3 V GND3 V4 3.3 V TPY1 R9 3.3 V ROMCS1# T16 3.3 V GND3 V5 3.3 V ADIN2 R10 3.3 V RSTOUT T17 3.3 V GPIO0 V6 3.3 V AUDIOOUT R11 3.3 V GND3 T18 3.3 V RTCX1 V7 3.3 V MRAS3#/UUCAS# R12 3.3 V SMODE1/GPIO49 U1 3.3 V MPOWER V8 3.3 V MRAS0# R13 3.3 V DDIN/GPIO45 U2 3.3 V RTCRST# V9 3.3 V ROMCS0# R14 3.3 V GPIO12 U3 3.3 V AGND V10 3.3 V VDD3 R15 3.3 V GND3 U4 3.3 V TPX1 V11 3.3 V LCDCS# R16 3.3 V CVDD U5 3.3 V TPY0 V12 3.3 V DCTS#/GPIO47 R17 3.3 V RTCX2 U6 3.3 V ADIN1 V13 3.3 V GPIO14 R18 3.3 V CLKX1 U7 3.3 V DGND V14 3.3 V GPIO10 T1 3.3 V POWERON U8 3.3 V UCAS# V15 3.3 V SPOWER/GPIO7 T2 3.3 V RSTSW# U9 3.3 V ROMCS3# V16 3.3 V SRAS#/GPIO4 T3 3.3 V GND3 U10 3.3 V LDCRDY V17 3.3 V GPIO3 T4 3.3 V PIUVDD U11 3.3 V DRTS#/GPIO46 V18 3.3 V VDD3 T5 3.3 V ADIN0 U12 3.3 V GPIO13 Remark # indicates active low. |