| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2983 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2983 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 32 page ![]() AN2983 Circuit description Doc ID 15679 Rev 1 19/32 Note: R1 = 10 k Ω, C9 = 100 pF, and D1= 5.6 V Zener diode. All these devices have been introduced to protect the controller from excessive input voltages or noise; in a complete system, with a driver directly connected, they can be avoided. Figure 14. Enable/dimming detailed view (turn-on) Figure 15. Enable/dimming detailed view (turn-off) |