| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2929 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2929 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 32 page ![]() AN2929 Testing the board Doc ID 15333 Rev 2 29/32 2.9 EMI measurements A pre-compliance test for EN55022 (Class B) European normative was also performed and the results are shown in the two figures below. Figure 32. 115 VAC Figure 33. 230 VAC |