công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN2627 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN2627
Giải thích chi tiết về linh kiện  ST8R00 syncronous boost
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2627 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button AN2627 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics AN2627 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
AN2627
ST8R00 description
Doc ID 13913 Rev 2
7/19
Figure 7.
Inrush current
1.1
Inhibit function
The ST8R00 family of devices also include an inhibit function (pin 6). When the INH voltage
is higher than 2 V, the device is ON and if it is lower than 0.8 V, the device is OFF.
The INH pin does not have an internal pull-up, which means that the pin cannot be left
floating.
If the inhibit function is not used, the INH pin must be connected to VIN as in the schematic
in Figure 8 below.
Figure 8.
ST8R00 application schematic
Iin
Vout
LX
VIN=4.5 V, VOUT=7 V, VINH from 0 V to 3 V, RLOAD=13 Ω, L=10 µH, CIN=COUT=10 µF
R1
R2
IN
LX
GND
PGND
Vout
OUT
FB
HV
INH
ST8R00
L
Cout
41
8
5
2
3
7
6
Vin
Cin
Rinh
Cinh
R1
R2
IN
LX
GND
PGND
Vout
OUT
FB
HV
INH
ST8R00
L
Cout
41
8
5
2
3
7
6
Vin
Cin
Rinh
Cinh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com