công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN1941 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN1941
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE LED DRIVER USING
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN1941 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button AN1941 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics AN1941 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
13/15
AN1941 APPLICATION NOTE
4.3 Results:
With a minimum of 8 volts, 1LED can be driven and with the maximum of 25 volts, up to 6 LEDs
can be driven.
Figure 17. Current regulation
The current regulation from 1 to 6 LEDs or 3.3V to 19.5V is ± 1.5%.
Figure 18. Efficiency at 25V input:
The efficiency ranges from 80% to 90% for 2 LEDs or more.
Figure 19. Ripple current
Peak to peak output ripple current is less than 7% of the output current.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com