công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN1517 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN1517
Giải thích chi tiết về linh kiện  Designing with the STEVAL-ISA089V1 high efficiency DC-DC
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN1517 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics

Back Button AN1517 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics AN1517 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 30 page
background image
Application information
AN1517
22/30
DocID8827 Rev 3
Table 5. Component list
Reference
Part number
Description
Manufacturer
C1
10 µF, 25 V
Tokin
C2
POSCAP 10TPB100M
100 µF, 10 V
SANYO
C3
C1206C221J5GAC
220 pF, 5%, 50 V
KEMET®
C4
C1206C223K5RAC
22 nF, 10%, 50 V
KEMET
R1
5.6 K
, 1%, 0.1 W 0603
Neohm®
R2
3.3 K
, 1%, 0.1 W 0603
Neohm
R3
4.7 K
, 1%, 0.1 W 0603
Neohm
D1
STPS2L25U
2 A, 25 V
STMicroelectronics®
L1
DO3316P-333
33 µH, 2.1 A
Coilcraft



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30