| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2744 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2744 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 56 page ![]() Board description AN2744 30/56 Figure 23. Measured input impedance magnitude of the coupling interface in Rx mode for the 86 kHz channel (typical curve) 1 10 100 1000 1E+04 1E+05 1E+06 Freq (Hz) EN50065 EN50065--7 7 1 10 100 1000 1E+04 1E+05 1E+06 Freq (Hz) EN50065 EN50065--7 7 Figure 24. Measured input impedance magnitude of the coupling interface in Tx mode for the 72 kHz channel (typical curve) 1 10 100 1000 1E+04 1E+05 1E+06 Freq (Hz) EN50065 EN50065--7 7 1 10 100 1000 1E+04 1E+05 1E+06 Freq (Hz) EN50065 EN50065--7 7 |