| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2421 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2421 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 6 page ![]() Pseudo-Code of the KPC software AN2421 4/6 3 Pseudo-Code of the KPC software DEFINITIONS BB_GPIO_n 801_GPIO_n Max_X = 8 Max_Y=8 INITIALIZATION Set BB_GPIO as inputs Set 801_GPIO as outputs Set 801_GPIO to output 0xFF VARIABLES XCount=0 YCount=0 LOOP YCount=0 LOOP <I2C Transaction> Set 801_GPIO to output ( ~(YCount<<0x01) ) READ BB_GPIO (and interpret keypress) YCount++ END LOOP IF YCount = Max_Y WRITE_KEYS_TO_BUFFER END LOOP |