công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSRF02N80SL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SSRF02N80SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SSRF02N80SL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SSRF02N80SL_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSRF02N80SL_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSRF02N80SL_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSRF02N80SL_15 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSRF02N80SL_15 Datasheet HTML 5Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Elektronische Bauelemente
SSRF02N80SL
2A , 800V , RDS(ON) 6.1
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
03-Dec-2013 Rev. A
Page 1 of 5
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
ITO-220
RoHS Compliant Product
A suffix of “-C” specifies halogen free
DESCRIPTION
The SSRF02N80SL is the highest performance trench
N-ch MOSFETs with extreme high cell density , which provide
excellent RDS(on) and gate charge for most of the synchronous
buck converter applications .
FEATURES
Advanced high cell density Trench technology
Super Low Gate Charge
Excellent CdV/dt effect decline
100% EAS Guaranteed
Green Device Available
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
800
V
Gate-Source Voltage
VGS
±30
V
TC=25°C
2
A
Continuous Drain Current
TC=100°C
ID
1.2
A
Pulsed Drain Current
IDM
8
A
TC=25°C
33
Total Power Dissipation
Derate above 25°C
PD
0.26
W
Single Pulse Avalanche Energy
1
EAS
180
mJ
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-55~150
°C
Thermal Resistance Rating
Maximum Thermal Resistance Junction-Ambient
RθJA
120
°C / W
Maximum Thermal Resistance Junction-Case
RθJC
3.79
°C / W
Notes:
1. L=30mH,IAS=3.3A, VDD=100V, RG=25 , Starting TJ =25°C
1
Gate
3
Source
2
Drain
A
M
J
K
L
L
G
F
B
N
D
E
C
H
Millimeter
Millimeter
REF.
Min.
Max.
REF.
Min.
Max.
A
14.60
16.50
H
2.70
4.00
B
9.50
10.50
J
0.90
1.50
C
12.60
14.00
K
0.50
0.95
D
4.30
5.10
L
2.34
2.74
E
2.30
3.2
M
2.40
3.60
F
2.30
3.10
N
φ 3.0
φ 3.4
G
0.30
0.75


Số phần tương tự - SSRF02N80SL_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSRF02N80SL SECOS-SSRF02N80SL Datasheet
507Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SSRF02N80SL_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2310A SECOS-SMG2310A Datasheet
906Kb / 3P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SMS6001 SECOS-SMS6001 Datasheet
662Kb / 4P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSM01N60SL SECOS-SSM01N60SL Datasheet
557Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSRF03N80SL SECOS-SSRF03N80SL Datasheet
600Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSD20N10-130D SECOS-SSD20N10-130D Datasheet
538Kb / 4P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSE04N65SL SECOS-SSE04N65SL Datasheet
557Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSRF02N65SL SECOS-SSRF02N65SL Datasheet
577Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSRF08N70SL SECOS-SSRF08N70SL Datasheet
472Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSU07N65SL SECOS-SSU07N65SL Datasheet
568Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSPS924NE SECOS-SSPS924NE Datasheet
630Kb / 4P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com