công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRGPC40U bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRGPC40U
Giải thích chi tiết về linh kiện  INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=20A)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRGPC40U bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRGPC40U Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRGPC40U Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRGPC40U Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRGPC40U Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRGPC40U Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRGPC40U Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
C-685
IRGPC40U
Fig. 7 - Typical Capacitance vs.
Collector-to-Emitter Voltage
Fig. 8 - Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Emitter Voltage
Fig. 9 - Typical Switching Losses vs. Gate
Resistance
Fig. 10 - Typical Switching Losses vs.
Case Temperature
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
0
1 0
2 0
3 0
4 0
50
6 0
G
R
, G a te R e s is ta n c e (
)
Ω
W
V
= 48 0V
V
= 1 5V
T
= 25 °C
I
= 20 A
C C
G E
C
C
0 .1
1
1 0
-6 0
-4 0
-2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0
C
T , C ase T em perature (°C )
I
= 4 0A
I
= 2 0A
I
= 10 A
C
C
C
R
= 10
V
= 1 5V
V
= 48 0V
Ω
G
GE
CC
0
5 00
1 0 00
1 5 00
2 0 00
2 5 00
3 0 00
1
10
10 0
C E
V
, C o lle c to r-to -E m itte r V o lta g e (V )
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GE
ies
ge
gc
ce
res
gc
oes
ce
gc
Cies
Cres
Coes
0
4
8
1 2
1 6
2 0
0
1 0
2 0
30
4 0
50
6 0
Q
, Total G ate C harge (nC )
g
V
= 4 00 V
I
= 2 0A
C E
C
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com