công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U352000MD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện U352000MD
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB 3.0 SuperSpeed Multi Drive Smart Card Flash Memory Media Reader-Writer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

U352000MD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  U352000MD Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved U352000MD Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Specifications
OVERVIEW
Cable Type
USB
PHYSICAL
Unit Dimensions (hwd / in.)
0.48 x 2.4 x 2.4
Unit Dimensions (hwd / cm)
1.22 x 6.1 x 6.1
Unit Weight (lbs.)
0.0815
Unit Weight (kg)
0.04
Color
Black
SPECIAL FEATURES
Chromebook Compatible
Yes
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
1-year limited warranty
© 2015 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement.
Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.
2 / 2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com