công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRGPC30S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRGPC30S
Giải thích chi tiết về linh kiện  INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=18A)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRGPC30S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRGPC30S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRGPC30S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRGPC30S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRGPC30S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRGPC30S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRGPC30S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
C-26
IRGPC30S
Fig. 12 - Turn-Off SOA
Fig. 11 - Typical Switching Losses vs.
Collector-to-Emitter Current
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
0
1 0
2 0
3 0
4 0
C
I
, C o lle c to r-to -E m itte r C u rre n t (A )
R
= 23
T
= 1 50°C
V
= 48 0V
V
= 1 5V
Ω
G
C
C C
G E
1
10
100
1000
1
10
100
1000
CE
SAFE OPERATING AREA
V
= 20V
T
= 125°C
GE
J
V
, Collector-to-Emitter Voltage (V)
A
Refer to Section D for the following:
Appendix C: Section D - page D-5
Fig. 13a - Clamped Inductive Load Test Circuit
Fig. 13b - Pulsed Collector Current Test Circuit
Fig. 14a - Switching Loss Test Circuit
Fig. 14b - Switching Loss Waveform
Package Outline 3 - JEDEC Outline TO-247AC (TO-3P)
Section D - page D-13
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com