công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRGPC20F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRGPC20F
Giải thích chi tiết về linh kiện  INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=9.0A)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRGPC20F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - International Rectifier

  IRGPC20F Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRGPC20F Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRGPC20F Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRGPC20F Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRGPC20F Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRGPC20F Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
C-69
IRGPC20F
Fast Speed IGBT
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Units
RθJC
Junction-to-Case
—
—
2.1
RθCS
Case-to-Sink, flat, greased surface
—
0.24
—
°C/W
RθJA
Junction-to-Ambient, typical socket mount
—
—
40
Wt
Weight
—
6 (0.21)
—
g (oz)
Features
• Switching-loss rating includes all "tail" losses
• Optimized for medium operating frequency (1 to
10kHz) See Fig. 1 for Current vs. Frequency curve
VCES = 600V
VCE(sat) ≤ 2.8V
@VGE = 15V, IC = 9.0A
E
C
G
n-channel
Description
Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) from International Rectifier have
higher usable current densities than comparable bipolar transistors, while at
the same time having simpler gate-drive requirements of the familiar power
MOSFET. They provide substantial benefits to a host of high-voltage, high-
current applications.
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Max.
Units
VCES
Collector-to-Emitter Voltage
600
V
IC @ TC = 25°C
Continuous Collector Current
16
IC @ TC = 100°C
Continuous Collector Current
9.0
A
ICM
Pulsed Collector Current
64
ILM
Clamped Inductive Load Current
64
VGE
Gate-to-Emitter Voltage
±20
V
EARV
Reverse Voltage Avalanche Energy
5.0
mJ
PD @ TC = 25°C
Maximum Power Dissipation
60
W
PD @ TC = 100°C
Maximum Power Dissipation
24
TJ
Operating Junction and
-55 to +150
TSTG
Storage Temperature Range
°C
Soldering Temperature, for 10 sec.
300 (0.063 in. (1.6mm) from case)
Mounting torque, 6-32 or M3 screw.
10 lbf•in (1.1N•m)
Thermal Resistance
TO-247AC
PD - 9.1022
Revision 0
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet
To Order


Số phần tương tự - IRGPC20F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRGPC20F IRF-IRGPC20F Datasheet
98Kb / 35P
Fit Rate / Equivalent Device Hours
More results

Mô tả tương tự - IRGPC20F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRGBC20F IRF-IRGBC20F Datasheet
249Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=9.0A)
IRGBC20M-S IRF-IRGBC20M-S Datasheet
247Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=8.0A)
IRGBC20S IRF-IRGBC20S Datasheet
274Kb / 7P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=10A)
IRGBC30S IRF-IRGBC30S Datasheet
252Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=18A)
IRGBC30U IRF-IRGBC30U Datasheet
244Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=12A)
IRGBC40K IRF-IRGBC40K Datasheet
237Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=25A)
IRGBC40U IRF-IRGBC40U Datasheet
244Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=20A)
IRGPC30M IRF-IRGPC30M Datasheet
250Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=16A)
IRGPC30S IRF-IRGPC30S Datasheet
253Kb / 6P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=18A)
IRGPC40M IRF-IRGPC40M Datasheet
91Kb / 2P
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=24A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com