công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRGBC30FD2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRGBC30FD2
Giải thích chi tiết về linh kiện  INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY(Vces=600V, @Vge=15V, Ic=31A)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRGBC30FD2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRGBC30FD2 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRGBC30FD2 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRGBC30FD2 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRGBC30FD2 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRGBC30FD2 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRGBC30FD2 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRGBC30FD2 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRGBC30FD2 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
C-108
Same type
device as
D.U.T.
D.U.T.
430µF
80%
of Vce
Fig. 18a - Test Circuit for Measurement of
ILM, Eon, Eoff(diode), trr, Qrr, Irr, td(on), tr, td(off), tf
IRGBC30FD2
t1
Ic
Vce
t1
t2
90% Ic
10% Vce
td(off)
tf
Ic
5% Ic
t1+5µS
Vce ic dt
90% Vge
+Vge
∫
Eoff =
Fig. 18b - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a, Defining
Eoff, td(off), tf
∫Vceiedt
t2
t1
5% Vce
Ic
Ipk
Vcc
10% Ic
Vce
t1
t2
DUT VOLTAGE
AND CURRENT
GATE VOLTAGE D.U.T.
+Vg
10% +Vg
90% Ic
tr
td(on)
DIODE REVERSE
RECOVERY ENERGY
tx
Eon =
∫
Erec =
t4
t3
Vd id dt
t4
t3
DIODE RECOVERY
WAVEFORMS
Ic
Vpk
10% Vcc
Irr
10% Irr
Vcc
trr
∫
Qrr =
trr
tx
id dt
Fig. 18c - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a,
Defining Eon, td(on), tr
Fig. 18d - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a,
Defining Erec, trr, Qrr, Irr
Refer to Section D for the following:
Appendix D: Section D - page D-6
Fig. 18e - Macro Waveforms for Test Circuit of Fig. 18a
Fig. 19 - Clamped Inductive Load Test Circuit
Fig. 20 - Pulsed Collector Current Test Circuit
Package Outline 1 - JEDEC Outline TO-220AB
Section D - page D-12
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com