công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRG4PSC71U bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRG4PSC71U
Giải thích chi tiết về linh kiện  INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR(Vces=600V, Vce(on)typ.=1.67V, @Vge=15V, Ic=60A)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRG4PSC71U bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - International Rectifier

  IRG4PSC71U Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRG4PSC71U Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRG4PSC71U Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRG4PSC71U Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRG4PSC71U Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRG4PSC71U Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRG4PSC71U Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRG4PSC71U Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
IRG4PSC71U
2
www.irf.com
Parameter
Min. Typ. Max. Units
Conditions
Qg
Total Gate Charge (turn-on)
–––
340
520
IC = 60A
Qge
Gate - Emitter Charge (turn-on)
–––
44
66
nC
VCC = 400V
See Fig. 8
Qgc
Gate - Collector Charge (turn-on)
–––
160
240
VGE = 15V
td(on)
Turn-On Delay Time
–––
34
–––
tr
Rise Time
–––
50
–––
TJ = 25°C
td(off)
Turn-Off Delay Time
–––
56
84
IC = 60A, VCC = 480V
tf
Fall Time
–––
86
130
VGE = 15V, RG = 5.0Ω
Eon
Turn-On Switching Loss
–––
0.42
–––
Energy losses include "tail"
Eoff
Turn-Off Switching Loss
–––
1.99
–––
mJ
See Fig. 10, 11, 13, 14
Ets
Total Switching Loss
–––
2.41
3.2
td(on)
Turn-On Delay Time
–––
30
–––
TJ = 150°C,
tr
Rise Time
–––
49
–––
IC = 60A, VCC = 480V
td(off)
Turn-Off Delay Time
–––
129
–––
VGE = 15V, RG = 5.0Ω
tf
Fall Time
–––
175
–––
Energy losses include "tail"
Ets
Total Switching Loss
–––
4.5
–––
mJ
See Fig. 13, 14
LE
Internal Emitter Inductance
–––
13
–––
nH
Measured 5mm from package
Cies
Input Capacitance
––– 7500 –––
VGE = 0V
Coes
Output Capacitance
–––
720
–––
pF
VCC = 30V
See Fig. 7
Cres
Reverse Transfer Capacitance
–––
93
–––
ƒ = 1.0MHz
Parameter
Min. Typ. Max. Units
Conditions
V(BR)CES
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage
600
–––
–––
V
VGE = 0V, IC = 250µA
V(BR)ECS
Emitter-to-Collector Breakdown Voltage 




18
–––
–––
V
VGE = 0V, IC = 1.0A
∆V(BR)CES/∆TJ Temperature Coeff. of Breakdown Voltage ––– 0.45 –––
V/°C
VGE = 0V, IC = 5.0mA
–––
1.67
2.0
IC = 60A
VGE = 15V
VCE(ON)
Collector-to-Emitter Saturation Voltage
–––
1.95
–––
IC = 100A
See Fig.2, 5
–––
1.71
–––
IC = 60A , TJ = 150°C
VGE(th)
Gate Threshold Voltage
3.0
–––
6.0
VCE = VGE, IC = 250µA
∆VGE(th)/∆TJ Temperature Coeff. of Threshold Voltage
–––
-10
–––
mV/°C VCE = VGE, IC = 1.0mA
gfe
Forward Transconductance 




47
70
–––
S
VCE = 50V, IC = 60A
–––
–––
500
VGE = 0V, VCE = 600V
–––
–––
2.0
VGE = 0V, VCE = 10V, TJ = 25°C
–––
–––
5.0
mA
VGE = 0V, VCE = 600V, TJ = 150°C
IGES
Gate-to-Emitter Leakage Current
–––
––– ±100
nA
VGE = ±20V
Electrical Characteristics @ TJ = 25°C (unless otherwise specified)
ICES
Zero Gate Voltage Collector Current
V
µA
Switching Characteristics @ TJ = 25°C (unless otherwise specified)
ns
ns
„ Pulse width ≤ 80µs; duty factor ≤ 0.1%.
… Pulse width 5.0µs, single shot.
Notes:
 Repetitive rating; V
GE = 20V, pulse width limited by
max. junction temperature. ( See fig. 13b )
‚ V
CC = 80%(VCES), VGE = 20V, L = 10µH, RG = 5.0Ω,
(See fig. 13a)
ƒ Repetitive rating; pulse width limited by maximum
junction temperature.
† Current limited by the package, (Die current = 100A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com