công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74HC174FPEL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74HC174FPEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex D-type Flip-Flops (with Clear)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74HC174FPEL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD74HC174FPEL Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HD74HC174FPEL Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
HD74HC174
Rev.3.00, Jan 31, 2006 page 5 of 7
Waveforms
tPHL
VOH
VOL
0 V
VCC
50 %
50 %
50 %
10 %
90 %
Clear
Q
10 %
90 %
tr
tf
0 V
VCC
VOH
Clock
Q
50 %
10 %
90 %
tr
10 %
tf
• Waveform – 1
• Waveform – 2
Note : Clock Input : PRR
≤ 1 MHz, Zo = 50 Ω, tr ≤ 6 ns, tf ≤ 6 ns
Data Input : PRR
≤ 500 kHz
50 %
50 %
tw
10 %
90 %
tTLH
10 %
tTHL
50 %
50 %
tPLH
tPHL
VOL
0 V
VCC
90 %
50 % 50 %
10 %
90 %
Clock
tf
tr
tw(clock)
tw
0 V
VCC
50 %
10 %
90 %
tr
10 %
tf
50 %
50 %
Data
90 %
tw
th
tsu
th
tsu
90 %
trem
tTHL
tPLH
tTLH
50 %
10 %
90 %
10 %
90 %



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com