| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4429 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4429 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() Example code AN4429 12/14 DocID025710 Rev 2 { ; } } The function pointers for the driver functions are defined in “ssd_c90fl.h” as below: typedef UINT32 (*pFLASHINIT) ( PSSD_CONFIG pSSDConfig ); typedef UINT32 (*pFLASHDEPLETIONRECOVER) ( PSSD_CONFIG pSSDConfig, BOOL shadowFlag, UINT32 lowEnabledBlocks, UINT32 midEnabledBlocks, UINT32 highEnabledBlocks, void (*CallBack)(void) ); typedef UINT32 (*pSETLOCK) ( PSSD_CONFIG pSSDConfig, UINT8 blkLockIndicator, UINT32 blkLockState, UINT32 password ); |