| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3410 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3410 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 28 page ![]() Circuit description AN3410 12/28 Doc ID 018890 Rev 1 In summary, the parts selected are: – R22 0.681 Ω – R17 20 k Ω – R14 649 k Ω – R18 25.2 k Ω – R21 1.10 k Ω – R12 240 k Ω |