công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSD02N65SL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SSD02N65SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SSD02N65SL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SSD02N65SL_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSD02N65SL_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSD02N65SL_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSD02N65SL_15 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSD02N65SL_15 Datasheet HTML 5Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Elektronische Bauelemente
SSD02N65SL
2A , 650V , RDS(ON) 4.8
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
23-Dec -2013 Rev. A
Page 1 of 5
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
TO-252
RoHS Compliant Product
A suffix of “-C” specifies halogen free
DESCRIPTION
The SSD02N65SL is the highest performance trench
N-ch MOSFETs with extreme high cell density , which provide
excellent RDS(on) and gate charge for most of the synchronous
buck converter applications .
FEATURES
Advanced high cell density Trench technology
Super Low Gate Charge
Excellent CdV/dt effect decline
100% EAS Guaranteed
Green Device Available
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
650
V
Gate-Source Voltage
VGS
±30
V
TC=25°C
2
A
Continuous Drain Current
TC=100°C
ID
1.3
A
Pulsed Drain Current
IDM
8
A
TC=25°C
36
Total Power Dissipation
Derate above 25°C
PD
0.29
W
Single Pulse Avalanche Energy
1
EAS
100
mJ
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-55~150
°C
Thermal Resistance Rating
Maximum Thermal Resistance Junction-Ambient
RθJA
110
°C / W
Maximum Thermal Resistance Junction-Case
RθJC
3.47
°C / W
Notes:
1. L=30mH,IAS=2.37A, VDD=60V, RG=25 , Starting TJ =25°C
1
Gate
3
Source
2
Drain
A
C
D
N
O
P
G E
F
H
K
J
M
B
Millimeter
Millimeter
REF.
Min.
Max.
REF.
Min.
Max.
A
6.35
6.90
J
2.30 REF.
B
4.95
5.50
K
0.64
1.14
C
2.10
2.50
M
0.50
1.14
D
0.43
0.9
N
1.3
1.8
E
6.0
7.5
O
0
0.13
F
2.80 REF
P
0.58REF.
G
5.40
6.40
H
0.60
1.20


Số phần tương tự - SSD02N65SL_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSD02N65SL SECOS-SSD02N65SL Datasheet
544Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SSD02N65SL DOINGTER-SSD02N65SL Datasheet
1Mb / 5P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SSD02N65SL VBSEMI-SSD02N65SL Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SSD02N65SL_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2310A SECOS-SMG2310A Datasheet
906Kb / 3P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SMS6001 SECOS-SMS6001 Datasheet
662Kb / 4P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSM01N60SL SECOS-SSM01N60SL Datasheet
557Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSRF03N80SL SECOS-SSRF03N80SL Datasheet
600Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSD20N10-130D SECOS-SSD20N10-130D Datasheet
538Kb / 4P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSE04N65SL SECOS-SSE04N65SL Datasheet
557Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSRF02N65SL SECOS-SSRF02N65SL Datasheet
577Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSRF08N70SL SECOS-SSRF08N70SL Datasheet
472Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSU07N65SL SECOS-SSU07N65SL Datasheet
568Kb / 5P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSPS924NE SECOS-SSPS924NE Datasheet
630Kb / 4P
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com