công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD16772 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NEC

tên linh kiện UPD16772
Giải thích chi tiết về linh kiện  480-OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER COMPATIBLE WITH 64-GRAY SCALES
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD16772 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NEC

  UPD16772 Datasheet HTML 1Page - NEC UPD16772 Datasheet HTML 2Page - NEC UPD16772 Datasheet HTML 3Page - NEC UPD16772 Datasheet HTML 4Page - NEC UPD16772 Datasheet HTML 5Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Data Sheet S14416EJ1V0DS00
2
µµµµPD16772
1. BLOCK DIAGRAM
STHL
VDD1
VSS1
VDD2
VSS2
S2
S1
V0 - V9
POL
D00 - D05
C1
C2
C79
C80
STB
CLK
80-bit bidirectional shift register
Data register
Latch
Level shifter
D/A converter
Voltage follower output
R,/L
STHR
D10 - D15
D20 - D25
S3
S480
POL21/22
D30 - D35
D40 - D45
D50 - D55
LPC
Bcont
Remark /xxx indicates active low signal.
2. RELATIONSHIP BETWEEN OUTPUT CIRCUIT AND D/A CONVERTER
S1
S2
S479
6-bit D/A converter
S480
V4
5
5
POL
Multi-
plexer
V9
V0
V5



Html Pages

1 2 3 4 5