công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCS187K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SCS187K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic-Encapsulated Switching Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SCS187K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SCS187K_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SCS187K_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SCS187K
Plastic-Encapsulated Switching Diode
Elektronische Bauelemente
20-Jul-2010 Rev. A
Page 1 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
Top View
A
L
C B
D
G
H
J
F
K
E
1
2
3
1
2
3
RoHS Compliant Product
A suffix of “-C” specifies halogen & lead-free
FEATURES
Low forward voltage :VF(3)=0.92V(typ.)
Fast reverse recovery time : tRR=1.6ns(typ.)
MARKING: D3
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
VALUE
UNIT
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage
VRM
85
V
DC Blocking Voltage
VR
80
V
Forward Continuous Current
IFM
300
mA
Average Rectified Output Current
IO
100
mA
Power Dissipation
PD
150
mW
Junction & Storage Temperature
TJ,TSTG
125, -55~125
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A = 25°C unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
TEST CONDITION
Reverse Breakdown Voltage
V(BR)R
80
-
-
V
IR = 100µA
Forward Voltage
VF1
-
0.61
-
V
IF = 1mA
VF2
-
0.74
-
V
IF = 10mA
VF3
-
0.92
1.2
V
IF = 100mA
Reverse Current
IR
-
-
0.1
µA
VR = 30V
-
-
0.5
µA
VR = 80V
Capacitance Between Terminals
CT
-
2.2
4.0
pF
VR = 0 V, f = 1MHz
Reverse Recovery Time
tRR
-
1.6
4.0
nS
IF = IR = 10mA, Irr =0.1 x IR
SOT-23
REF.
Millimeter
REF.
Millimeter
Min.
Max.
Min.
Max.
A
2.70
3.04
G
-
0.18
B
2.10
2.80
H
0.40
0.60
C
1.20
1.60
J
0.08
0.20
D
0.89
1.40
K
0.6 REF.
E
1.78
2.04
L
0.85
1.15
F
0.30
0.50
1、 Cathode
2、 N.C
3、 Anode
3
2
1


Số phần tương tự - SCS187K_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS187K SECOS-SCS187K Datasheet
123Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - SCS187K_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BAL99 SECOS-BAL99 Datasheet
121Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
MMBD4148F SECOS-MMBD4148F Datasheet
113Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
MMBD4448F SECOS-MMBD4448F Datasheet
225Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
SCS181K SECOS-SCS181K Datasheet
123Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
SCS187K SECOS-SCS187K Datasheet
123Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
MMBD4448Z SECOS-MMBD4448Z_15 Datasheet
320Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
SCS21DSTL SECOS-SCS21DSTL_15 Datasheet
201Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
SCS400J SECOS-SCS400J_15 Datasheet
284Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
SCS914DSTL SECOS-SCS914DSTL_15 Datasheet
138Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
SCS4448DSTL SECOS-SCS4448DSTL_15 Datasheet
319Kb / 2P
Plastic-Encapsulated Switching Diode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com