công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7413 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện 7413
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=30V, Id=12A)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

7413 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  7413 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier 7413 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier 7413 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier 7413 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier 7413 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier 7413 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier 7413 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier 7413 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
IRF7413
4
www.irf.com
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
100000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
C iss
= C gs + C gd , C ds
SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
0
10
203040
50
QG Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
VDS= 24V
VDS= 15V
VDS= 6.0V
ID= 7.2A
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD, Source-toDrain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V
0
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com