công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF4002 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SF4002
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Axial Leaded Super Fast Soft Recovery Rectifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SF4002 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SF4002 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SF4002 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SF4002 Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Characteristics (Tj = 25_C unless otherwise specified)
0
0
20
40
60
80
120
l – Lead Length ( mm )
94 9552
510
15
25
30
20
100
ll
TL=constant
Figure 1. Max. Thermal Resistance vs. Lead Length
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
Tamb – Ambient Temperature ( °C )
96 12130
VR =VRRM
f
v1kHz
RthJAv100K/W
PC Board
SF4001...SF4004
Figure 2. Max. Average Forward Current vs.
Ambient Temperature
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
Tamb – Ambient Temperature ( °C )
96 12131
VR =VRRM
f
v1kHz
RthJAv100K/W
PC Board
SF4005...SF4007
Figure 3. Max. Average Forward Current vs.
Ambient Temperature
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
Tamb – Ambient Temperature ( °C )
96 12052
VR =VRRM
f
v1kHz
RthJAv45K/W
l=10mm
SF4001...SF4004
Figure 4. Max. Average Forward Current vs.
Ambient Temperature
0.001
0.010
0.100
1.000
10.000
0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
VF – Forward Voltage ( V )
96 12048
Tj =25°C
Tj = 175°C
SF4001...SF4004
Figure 6. Max. Forward Current vs. Forward Voltage
0.001
0.010
0.100
1.000
10.000
0
0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
VF – Forward Voltage ( V )
96 12050
Tj =25°C
Tj = 175°C
SF4005...SF4007
Figure 7. Max. Forward Current vs. Forward Voltage
2of3



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com