công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPSA13 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện MPSA13
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Epitaxial Silicon Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

MPSA13 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  MPSA13_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH MPSA13_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH MPSA13_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
MPSA13 / 14
NPN Epitaxial Silicon Transistor
1 2
TO-92
1. EMITTER
2. BASE
.
COLLECTOR
1
2
3
3
3
Darlington TRANSISTOR
FEATURES
Power dissipation
PCM:
0.625
W (Tamb=25
℃)
Collector current
ICM:
0.5
A
Collector-base voltage
V(BR)CBO:
30
V
Operating and storage junction temperature range
TJ, Tstg: -55
℃ to +150℃
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
Ic= 100µA, IE=0
30
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC= 1mA , IB=0
30
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE= 100µA, IC=0
10
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB= 30V, IE=0
0.1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= 10V, IC=0
0.1
µA
HFE(1) *
VCE=5V, IC=10mA
MPSA13
MPSA14
5000
10000
DC current gain
HFE(2) *
VCE=5V, IC=100mA
MPSA13
MPSA14
10000
20000
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) *
IC= 100mA, IB=0.1 mA
1.5
V
Base-emitter
voltage
VBE(on) *
VCE=5V, IC= 100mA
2.0
V
Transition frequency
f T
VCE=5V, IC= 10mA , f=100MHz
125
MHz
* Pulse Test: pulse width 300µs, duty cycle 2%.
01-Jun-2002 Rev. A
Page 1 of 3
RoHS Compliant Product
A suffix of "-C" specifies halogen & lead-free


Số phần tương tự - MPSA13_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MPSA13 MCC-MPSA13_11 Datasheet
312Kb / 5P
NPN Silicon Darlington Transistor
logo
Unisonic Technologies
MPSA13 UTC-MPSA13_11 Datasheet
99Kb / 2P
DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Micro Commercial Compon...
MPSA13 MCC-MPSA13_13 Datasheet
390Kb / 5P
NPN Silicon Darlington Transistor
More results

Mô tả tương tự - MPSA13_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
2N6516 SAMSUNG-2N6516 Datasheet
35Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
BCW33 SAMSUNG-BCW33 Datasheet
27Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
BCW60B SAMSUNG-BCW60B Datasheet
34Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
BCX70G SAMSUNG-BCX70G Datasheet
34Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
BC237 FAIRCHILD-BC237 Datasheet
45Kb / 4P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
BC846 FAIRCHILD-BC846 Datasheet
68Kb / 3P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
FJN3301R FAIRCHILD-FJN3301R Datasheet
69Kb / 4P
NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJN3307R FAIRCHILD-FJN3307R Datasheet
37Kb / 4P
NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJN3308R FAIRCHILD-FJN3308R Datasheet
36Kb / 4P
NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJNS3201R FAIRCHILD-FJNS3201R Datasheet
69Kb / 4P
NPN Epitaxial Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com