công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE515C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE515C
Giải thích chi tiết về linh kiện  300mA High PSRR, Fast Response Linear Regulator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE515C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ACE Technology Co., LTD.

  ACE515C_14 Datasheet HTML 1Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 2Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 3Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 4Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 5Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 6Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 7Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 8Page - ACE Technology Co., LTD. ACE515C_14 Datasheet HTML 9Page - ACE Technology Co., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
ACE515C
300mA High PSRR, Fast Response Linear Regulator
VER 1.5
3
Packaging Type
SC-70-5
SOT-23-3L
SOT-23-5
DFN1*1-4
5
4
3
5
4
4
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2 (Thermal Pad: Vss)
Ordering
information
ACE515C XX
XX + H
Block Diagram
SC-70-5
SOT-23-3L
SOT-23-5
DFN1*1-4
Description
Function
A
B
5
2
5
1
1
Vout
Output pin
1
3
1
3
4
Vin
Input pin
2
1
2
2
2
VSS
Ground pin
3
3
4
3
CE
Chip Enable pin
4
4
5
NC
No Connection
HN: SC-70-5
BM: SOT-23-3L
BNA: SOT-23-5
BNB: SOT-23-5
IN: DFN1*1-4
Output Voltage: 1.0V/1.5V/1.8V…..4.5
Pb - free
Halogen - free



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com